| データシートサーチシステム |
|
BUXD87IPAK データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BUXD87IPAK データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 6 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.20 2.40 0.087 0.094 A1 0.90 1.10 0.035 0.043 A3 0.70 1.30 0.028 0.051 B 0.64 0.90 0.025 0.035 B2 5.20 5.40 0.204 0.213 B3 0.85 0.033 B5 0.30 0.012 B6 0.95 0.037 C 0.45 0.60 0.018 0.024 C2 0.48 0.60 0.019 0.024 D 6.00 6.20 0.237 0.244 E 6.40 6.60 0.252 0.260 G 4.40 4.60 0.173 0.181 H 15.90 16.30 0.626 0.642 L 9.00 9.40 0.354 0.370 L1 0.80 1.20 0.031 0.047 L2 0.80 1.00 0.031 0.039 V1 10 o 10 o P032N_E TO-251 (IPAK) MECHANICAL DATA BUXD87 4/6 |