データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MIXA81H1200EH データシート(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

部品番号 MIXA81H1200EH
部品情報  IGBT Module
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

MIXA81H1200EH データシート(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  MIXA81H1200EH Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation MIXA81H1200EH Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation MIXA81H1200EH Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation MIXA81H1200EH Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation MIXA81H1200EH Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation MIXA81H1200EH Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
© 2011 IXYS All rights reserved
3 - 6
20110518a
MIXA81H1200EH
IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.
Module
Ratings
Symbol
Definitions
Conditions
min.
typ. max.
Unit
T
VJ
T
VJM
T
stg
operating temperature
max. virtual junction temperature
storage temperature
-40
-40
125
150
125
°C
°C
°C
V
ISOL
isolation voltage
I
ISOL < 1 mA; 50/60 Hz
3000
V~
CTI
comparative tracking index
200
M
d
mounting torque (M5)
3
6
Nm
d
S
d
A
creep distance on surface
strike distance through air
10
7.5
mm
mm
R
pin-chip
resistance pin to chip
2.5
mW
R
thCH
thermal resistance case to heatsink
with heatsink compound
0.02
K/W
Weight
300
g
Equivalent Circuits for Simulation
Ratings
Symbol
Definitions
Conditions
min.
typ. max.
Unit
V
0
R
0
IGBT
T1 - T6
T
VJ = 150°C
1.1
17.9
V
m
W
V
0
R
0
free wheeling diode
D1 - D6
T
VJ = 150°C
1.09
9.1
V
m
W
I
V
0
R
0
T
C = 25°C unless otherwise stated



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com