データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UPD720122 データシート(PDF) 19 Page - NEC

部品番号 UPD720122
部品情報  MOS Integrated Circuit
PDF  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD720122 データシート(HTML) 19 Page - NEC

Back Button UPD720122 Datasheet HTML 15Page - NEC UPD720122 Datasheet HTML 16Page - NEC UPD720122 Datasheet HTML 17Page - NEC UPD720122 Datasheet HTML 18Page - NEC UPD720122 Datasheet HTML 19Page - NEC UPD720122 Datasheet HTML 20Page - NEC UPD720122 Datasheet HTML 21Page - NEC UPD720122 Datasheet HTML 22Page - NEC UPD720122 Datasheet HTML 23Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 82 page
background image
Data Sheet S16685EJ2V0DS
19
µPD720122
2.5.3
Pin capacitance
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Input capacitance
CIN
4.5
6.5
pF
Output/bidirectional capacitance
COUT
8.5
11
pF
Remark
These are just estimated values.
2.5.4
Power consumption
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VDD
195
273
mA
PH
HS mode
AVDD
12
17
mA
VDD
120
168
mA
PF
FS mode
AVDD
12
17
mA
VDD
1.5
2.2
mA
PS1
Suspend mode 1
Note 1
AVDD
0.1
0.2
µA
VDD
370
520
µA
Power consumption
PS2
Suspend mode 2
Note 2
AVDD
0.1
0.2
µA
Notes 1.
SND PHY Reg. SPND bit = 1
2.
SND PHY Reg. SPND bit = 1
GPR Reg. CONNECTB bit = 0
GPR Reg. PUE bit = 0
BIU Control 0 Reg. OSC_DISCONB bit = 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82