データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FPC06074 データシート(PDF) 2 Page - Dielectric Laboratories, Inc.

部品番号 FPC06074
部品情報  8 to 12GHz 10dB Directional Coupler
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DILABS [Dielectric Laboratories, Inc.]
ホームページ  http://www.dilabs.com/
Logo DILABS - Dielectric Laboratories, Inc.

FPC06074 データシート(HTML) 2 Page - Dielectric Laboratories, Inc.

  FPC06074 Datasheet HTML 1Page - Dielectric Laboratories, Inc. FPC06074 Datasheet HTML 2Page - Dielectric Laboratories, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
 
 
Recommended PCB Layout
Physical Dimensions
Top
Bottom
2777 Route 20 East, Cazenovia, NY 13035| Ph: (315)655‐8710 | KCCSales@knowles.com 
May 2015 
 50Ω trace dimensions are applica on specific. 
 Ensure adequate grounding beneath the part. 
 Trace feed loca ons can be horizontal, ver cal, 
or angled. 
8 to 12GHz 10dB Directional Coupler
FPC06074
www.knowlescapacitors.com
www.dilabs.com
Side
Units = Inches



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com