データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MVR32 データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 MVR32
部品情報  Chip trimmer potentiometers
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MVR32 データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  MVR32 Datasheet HTML 1Page - Rohm MVR32 Datasheet HTML 2Page - Rohm MVR32 Datasheet HTML 3Page - Rohm MVR32 Datasheet HTML 4Page - Rohm MVR32 Datasheet HTML 5Page - Rohm MVR32 Datasheet HTML 6Page - Rohm MVR32 Datasheet HTML 7Page - Rohm MVR32 Datasheet HTML 8Page - Rohm MVR32 Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
MVR32
Resistors
!
!
!
!
Packaging
Reel
Taping
C
AB
D
Label
AB
C
D
φ180
0
−3
φ60
9
±0.3
φ13±0.3
+1
0
EIAJ ET-7001 compliant
(Units : mm)
(Units : mm)
φD0
P1
P2
P0
E
T
B
F
W
A
K
AB
W
F
E
P0
φD0
TK
φD1
3.3
±0.2
3.8
±0.2
8.0
±0.2
3.5
±0.05 1.75±0.1
P1
4.0
±0.1
P2
2.0
±0.05
4.0
±0.1
1.5
Max. 0.6
Max. 2.5
Min. 1.0
+ 0.1
0
φD1
!
!
!
!
Product designation
Code
HXBR
MVR22 / 32 / 34 Reflow soldering
Taping
Part No.
Processing
specifications
Embossed tape
with reel
Packaging style
2000
Standard
ordering
unit(pcs)
Packaging specifications
3-digit IEC coding system
Packaging / Processing specifications
Resistance
tolerance
Nominal
resistance
Part No.
N
±25%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9