| データシートサーチシステム |
|
LP2989IMM-3.3/NOPB データシート(PDF) 28 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP2989IMM-3.3/NOPB データシート(HTML) 28 Page - Texas Instruments |
|
28 / 34 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LP2989ILD-3.3/NOPB WSON NGN 8 1000 178.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1 LP2989ILD-5.0/NOPB WSON NGN 8 1000 178.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1 LP2989ILDX-3.3/NOPB WSON NGN 8 4500 330.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1 LP2989ILDX-5.0/NOPB WSON NGN 8 4500 330.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1 LP2989IMM-2.8/NOPB VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2989IMM-3.0/NOPB VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2989IMM-3.3/NOPB VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2989IMM-5.0 VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2989IMM-5.0/NOPB VSSOP DGK 8 1000 178.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2989IMMX-2.8/NOPB VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2989IMMX-5.0 VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2989IMMX-5.0/NOPB VSSOP DGK 8 3500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LP2989IMX-2.5/NOPB SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.5 5.4 2.0 8.0 12.0 Q1 LP2989IMX-3.0/NOPB SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.5 5.4 2.0 8.0 12.0 Q1 LP2989IMX-3.3 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.5 5.4 2.0 8.0 12.0 Q1 LP2989IMX-3.3/NOPB SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.5 5.4 2.0 8.0 12.0 Q1 LP2989IMX-5.0/NOPB SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.5 5.4 2.0 8.0 12.0 Q1 *All dimensions are nominal PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 10-Aug-2016 Pack Materials-Page 2 |