| データシートサーチシステム |
|
MMBD4448HT データシート(PDF) 3 Page - Diode Semiconductor Korea |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MMBD4448HT データシート(HTML) 3 Page - Diode Semiconductor Korea |
|
3 / 3 page ![]() Surface Mount Fast Switching Diode MMBD4448HT/HTA/HTC/HTS PACKAGE OUTLINE Plastic surface mounted package SOT-523 SOLDERING FOOTPRINT Unit : mm PACKAGE INFORMATION SOT-523 Dim Min Max A 1.5 1.7 B 0.75 0.85 C 0.6 0.8 D 0.15 0.3 G 0.9 1.1 H 0.02 0.1 J 0.1Typical K 1.45 1.75 All Dimensions in mm Device Package Shipping MMBD4448HT/HTA/HTC/HTS SOT-523 3000/Tape&Reel H J G K D C B A www.diode.kr Diode Semiconductor Korea |