| データシートサーチシステム |
|
SS8050 データシート(PDF) 4 Page - Diode Semiconductor Korea |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS8050 データシート(HTML) 4 Page - Diode Semiconductor Korea |
|
4 / 4 page ![]() Silicon Epitaxial Planar Transistor SS8050 PACKAGE OUTLINE Plastic surface mounted package SOT-23 SOLDERING FOOTPRINT Unit : mm PACKAGE INFORMATION SOT-23 Dim Min Max A 2.85 2.95 B 1.25 1.35 C 1.0Typical D 0.37 0.43 E 0.35 0.48 G 1.85 1.95 H 0.02 0.1 J 0.1Typical K 2.35 2.45 All Dimensions in mm Device Package Shipping SS8050 SOT-23 3000/Tape&Reel www.diode.kr Diode Semiconductor Korea |