| データシートサーチシステム |
|
SP5730A/KG/QP2S データシート(PDF) 7 Page - Zarlink Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP5730A/KG/QP2S データシート(HTML) 7 Page - Zarlink Semiconductor Inc |
|
7 / 12 page ![]() SDA5 5V SCL5 C3 R7 C2 C5 C4 VCC R8 130V T1 R9 R10 C14 RF3 COMP OUTPUT RF2 EXT REF S1 R1 R4 18V LED1 LED2 C10 C17 R11 R12 R13 C20 18V RF INPUT RF1 C19 C21 R14 VCO RF OUT VT 1 2 J2 VARACTOR C15 C13 C12 J5 3 4 5 6 1 2 3 4 5 18V C8 C9 130V C16 C7 15V VCC J1 POWER CONNECTOR 1 PORT OUTPUTS J4 VCO tuning range = 500MHz to 900MHz C18 X1 C1 C6 SP 5730 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 VCC R5 R6 LED3 LED4 LK1 2 3 4 ADD CON1 C23 C22 C24 |