| データシートサーチシステム |
|
PCF8833U/2DA データシート(PDF) 103 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCF8833U/2DA データシート(HTML) 103 Page - NXP Semiconductors |
|
103 / 112 page ![]() 2003 Feb 14 103 Philips Semiconductors Objective specification STN RGB - 132 × 132 × 3 driver PCF8833 R60 467 +11075.064 +1035.694 R59 468 +11022.264 +1035.694 R58 469 +10969.464 +1035.694 R57 470 +10916.664 +1035.694 R56 471 +10863.864 +1035.694 R55 472 +10811.064 +1035.694 R54 473 +10758.264 +1035.694 R53 474 +10705.464 +1035.694 R52 475 +10652.664 +1035.694 R51 476 +10599.864 +1035.694 R50 477 +10547.064 +1035.694 R49 478 +10494.264 +1035.694 R48 479 +10441.464 +1035.694 R47 480 +10388.664 +1035.694 R46 481 +10335.864 +1035.694 R45 482 +10283.064 +1035.694 R44 483 +10230.264 +1035.694 R43 484 +10177.464 +1035.694 R42 485 +10124.664 +1035.694 R41 486 +10071.864 +1035.694 R40 487 +10019.064 +1035.694 R39 488 +9966.264 +1035.694 R38 489 +9913.464 +1035.694 R37 490 +9860.664 +1035.694 R36 491 +9807.864 +1035.694 R35 492 +9755.064 +1035.694 R34 493 +9702.264 +1035.694 R33 494 +9649.464 +1035.694 R32 495 +9596.664 +1035.694 RES 496 +9332.664 +1035.694 TE 497 +9174.264 +1035.694 VSS1 498 +8963.064 +1035.694 VSS1 499 +8910.264 +1035.694 VSS1 500 +8857.464 +1035.694 VSS1 501 +8804.664 +1035.694 VSS1 502 +8751.864 +1035.694 VSS1 503 +8699.064 +1035.694 VSS1 504 +8646.264 +1035.694 VSS1 505 +8593.464 +1035.694 SYMBOL PAD COORDINATES xy VSS1 506 +8540.664 +1035.694 VSS1 507 +8487.864 +1035.694 VSS2 508 +8329.464 +1035.694 VSS2 509 +8276.664 +1035.694 VSS2 510 +8223.864 +1035.694 VSS2 511 +8171.064 +1035.694 VSS2 512 +8118.264 +1035.694 VSS2 513 +8065.464 +1035.694 VSS2 514 +8012.664 +1035.694 VSS2 515 +7959.864 +1035.694 VSS2 516 +7907.064 +1035.694 VSS2 517 +7854.264 +1035.694 CS/SCE 518 +7643.064 +1035.694 VDD1 519 +7431.864 +1035.694 VDD1 520 +7379.064 +1035.694 VDD1 521 +7326.264 +1035.694 VDD1 522 +7273.464 +1035.694 VDD1 523 +7220.664 +1035.694 VDD1 524 +7167.864 +1035.694 VDD3 525 +7009.464 +1035.694 VDD3 526 +6956.664 +1035.694 VDD3 527 +6903.864 +1035.694 VDD3 528 +6851.064 +1035.694 VDD3 529 +6798.264 +1035.694 VDD2 530 +6639.864 +1035.694 VDD2 531 +6587.064 +1035.694 VDD2 532 +6534.264 +1035.694 VDD2 533 +6481.464 +1035.694 VDD2 534 +6428.664 +1035.694 VDD2 535 +6375.864 +1035.694 VDD2 536 +6323.064 +1035.694 VDD2 537 +6270.264 +1035.694 VDD2 538 +6217.464 +1035.694 VDD2 539 +6164.664 +1035.694 D7 540 +5953.464 +1035.694 D3 541 +5795.064 +1035.694 D6 542 +5636.664 +1035.694 D2 543 +5478.264 +1035.694 D5 544 +5319.864 +1035.694 SYMBOL PAD COORDINATES xy |