| データシートサーチシステム |
|
PCF88332DA データシート(PDF) 86 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCF88332DA データシート(HTML) 86 Page - NXP Semiconductors |
|
86 / 112 page ![]() 2003 Feb 14 86 Philips Semiconductors Objective specification STN RGB - 132 × 132 × 3 driver PCF8833 Table 91 OTP array: default values Table 92 OTP array: desired values Table 93 OTP array: values to be programmed BIT 0123456789 10 11 12 13 14 15 00010110100110100 10011010100000100 20001000111101011 30101100011101011 40101100011100101 50110010010101011 6 0 0 0 0 0 0 0 0 not used BIT 0123456789 10 11 12 13 14 15 00100110100110100 11001010100000100 20011000111101011 31101100011101011 41001100011100101 50110010010101011 6 0 0 0 0 0 0 0 0 not used BIT 0123456789 10 11 12 13 14 15 00110000000000000 11010000000000000 20010000000000000 31000000000000000 41100000000000000 50000000000000000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 not used |