データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AIC6196 データシート(PDF) 3 Page - Analog Intergrations Corporation

部品番号 AIC6196
部品情報  Dual Channel Bare-Bone USB Switch
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AIC [Analog Intergrations Corporation]
ホームページ  http://www.analog.com.tw
Logo AIC - Analog Intergrations Corporation

AIC6196 データシート(HTML) 3 Page - Analog Intergrations Corporation

  AIC6196 Datasheet HTML 1Page - Analog Intergrations Corporation AIC6196 Datasheet HTML 2Page - Analog Intergrations Corporation AIC6196 Datasheet HTML 3Page - Analog Intergrations Corporation AIC6196 Datasheet HTML 4Page - Analog Intergrations Corporation AIC6196 Datasheet HTML 5Page - Analog Intergrations Corporation AIC6196 Datasheet HTML 6Page - Analog Intergrations Corporation AIC6196 Datasheet HTML 7Page - Analog Intergrations Corporation AIC6196 Datasheet HTML 8Page - Analog Intergrations Corporation AIC6196 Datasheet HTML 9Page - Analog Intergrations Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
AIC6196
3
Marking
Part No.
Package Code Package Type
Marking
AIC6196-x
GV5
SOT-23-5
6196G
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Supply Voltage (VIN)
6.0V
Operating Temperature Range
-40
C~85C
Junction Temperature
125
C
Storage Temperature Range
-65
C ~ 150C
Lead Temperature (Soldering, 10sec)
260
C
Thermal Resistance,
θ
JC (Junction to Case)
t
SOT-23-5
115
C/W
Thermal Resistance,
θ
JA (Junction to Ambient)
SOT-23-5
250
C/W
(Assume no Ambient Airflow, no Heatsink)
Absolute Maximum Ratings are those values beyond which the life of a device may be
impaired.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com