データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KIC6981F-MF データシート(PDF) 6 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KIC6981F-MF
部品情報  SEMICONDUCTOR
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIC6981F-MF データシート(HTML) 6 Page - KEC(Korea Electronics)

  KIC6981F-MF Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KIC6981F-MF Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KIC6981F-MF Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KIC6981F-MF Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KIC6981F-MF Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KIC6981F-MF Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics) KIC6981F-MF Datasheet HTML 7Page - KEC(Korea Electronics) KIC6981F-MF Datasheet HTML 8Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
2013. 1. 17
6/8
KIC6981F/MF
Revision No : 1
Supply Current, Output Enabled vs
Ambient Temerature
0100
-60
-40
-20
20
40
60
80
22
27
32
37
42
47
Vin=5.0V
Vin=3.3V
Vin=2.7V
Ambient Temperature (
)
Undervoltage Lockout vs
Ambient Temperature
0100
-60
-40
-20
20
40
60
80
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2.25
2.30
UVLO Rising
UVLO Falling
Ambient Temperature (
)
Static Drain-Source On-State Resistance vs
Ambient Temerature
0100
-60
-40
-20
20
40
60
80
50
100
90
80
70
60
110
120
130
140
150
160
170
180
Vin=2.7V
Vin=3.3V
Vin=5V
Ambient Temperature (
)
Supply Current, Output Disabled vs
Ambient Temerature
0100
-60
-40
-20
20
40
60
80
0
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.6
0.7
0.8
0.9
Vin=5.0V
Vin=2.7V
Vin=3.3V
Ambient Temperature (
)
Short-Circuit Output Current vs
Ambient Temerature
0100
-60
-40
-20
20
40
60
80
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2.25
2.30
Vin=5.0V
Vin=3.3V
Vin=2.7V
CL=120uF
Ambient Temperature (
)
Typical Performance Characteristics (Continued)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com