| データシートサーチシステム |
|
XC62FP3001LB データシート(PDF) 15 Page - Torex Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XC62FP3001LB データシート(HTML) 15 Page - Torex Semiconductor |
|
15 / 16 page ![]() (8) INPUT TRANSIENT RESPONSE 2 1 2 3 4 5 6 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 3 4 5 6 7 8 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 1 2 3 4 5 6 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 2 3 4 5 6 7 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 2 3 4 5 6 7 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 3 4 5 6 7 8 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 Time (1msec/div) Time (1msec/div) Time (1msec/div) Time (1msec/div) Time (1msec/div) Time (1msec/div) XC62FP5002 (5V) XC62FP5002 (5V) XC62FP4002 (4V) XC62FP4002 (4V) XC62FP3002 (3V) XC62FP3002 (3V) IOUT=1mA,CL=1 µF(tantalum) IOUT=10mA,CL=1 µF(tantalum) IOUT=10mA,CL=1 µF(tantalum) IOUT=10mA,CL=1 µF(tantalum) IOUT=1mA,CL=1 µF(tantalum) IOUT=1mA,CL=1 µF(tantalum) 0 1 2 3 4 5 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0 1 2 3 4 5 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 XC62FP2002 (2V) XC62FP2002 (2V) Time (1msec/div) Time (1msec/div) IOUT=1mA,CL=1 µF(tantalum) IOUT=10mA,CL=1 µF(tantalum) Output Voltage Input Voltage Output Voltage Input Voltage Output Voltage Input Voltage Output Voltage Input Voltage Output Voltage Input Voltage Output Voltage Input Voltage Output Voltage Input Voltage Output Voltage Input Voltage XC62FP Series 299 3 03S_05XC62FP 02.9.12 3:01 PM ページ 299 |