| データシートサーチシステム |
|
HT6523 データシート(PDF) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT6523 データシート(HTML) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
8 / 9 page ![]() Package Information 16-pin DIP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 745 ¾ 775 B 240 ¾ 260 C 125 ¾ 135 D 125 ¾ 145 E16 ¾ 20 F50 ¾ 70 G ¾ 100 ¾ H 295 ¾ 315 I 335 ¾ 375 a 0 °¾ 15 ° HT6523 Rev. 1.20 8 March 6, 2003 a 1 6 1 9 8 A B C D E . G H I |