| データシートサーチシステム |
|
LMX2430TM データシート(PDF) 21 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LMX2430TM データシート(HTML) 21 Page - National Semiconductor (TI) |
|
21 / 49 page ![]() LMX243x UTCSP FinRF Input Impedance Table Vcc = EN = 2.50V, T A = +25˚C f FinRF (MHz) | Γ| Angle ( Γ) ( o) Re {ZFinRF} ( Ω) Im {ZFinRF} ( Ω) |ZFinRF| ( Ω) 100 0.86 -8.63 334.27 -339.55 476.48 200 0.86 -10.72 265.44 -313.48 410.77 300 0.85 -13.48 202.09 -281.42 346.46 400 0.84 -17.01 150.76 -245.31 287.93 500 0.83 -21.05 112.18 -212.85 240.60 600 0.82 -25.32 85.96 -185.41 204.37 700 0.82 -29.78 67.32 -162.49 175.88 800 0.81 -34.35 54.27 -143.15 153.09 900 0.80 -39.02 44.76 -127.07 134.72 1000 0.80 -43.83 37.32 -113.62 119.59 1100 0.79 -48.76 31.65 -102.07 106.86 1200 0.79 -53.90 27.30 -91.89 95.86 1300 0.78 -59.07 23.84 -82.83 86.19 1400 0.78 -64.41 21.34 -74.84 77.82 1500 0.77 -70.04 19.20 -67.56 70.24 1600 0.76 -75.84 17.46 -60.88 63.33 1700 0.75 -82.06 16.27 -54.72 57.09 1800 0.73 -88.56 15.36 -48.89 51.25 1900 0.72 -95.19 14.90 -43.34 45.83 2000 0.70 -101.45 14.32 -38.66 41.23 2100 0.68 -107.85 14.10 -34.26 37.05 2200 0.67 -114.12 13.81 -30.35 33.34 2300 0.66 -120.12 13.27 -27.09 30.17 2400 0.66 -126.01 12.50 -24.00 27.06 2500 0.67 -131.82 11.68 -21.22 24.22 2600 0.69 -137.96 10.55 -18.24 21.07 2700 0.71 -144.21 9.53 -15.58 18.26 2800 0.72 -150.25 8.55 -12.92 15.49 2900 0.74 -156.23 7.75 -10.25 12.85 3000 0.75 -161.92 7.22 -7.77 10.61 3100 0.76 -167.18 6.87 -5.48 8.79 3200 0.77 -172.05 6.63 -3.42 7.46 3300 0.77 -177.55 6.40 -1.49 6.57 3400 0.78 179.16 6.18 0.35 6.19 3500 0.79 174.92 5.99 2.18 6.37 3600 0.79 170.77 5.85 3.99 7.08 3700 0.80 166.54 5.74 5.80 8.16 3800 0.80 162.52 5.73 7.56 9.49 3900 0.80 158.74 5.73 9.22 10.86 4000 0.80 155.06 5.68 10.84 12.24 4100 0.80 151.49 5.69 12.38 13.62 4200 0.80 148.28 5.70 13.78 14.91 4300 0.80 146.02 5.73 14.88 15.95 4400 0.80 144.12 5.60 15.84 16.80 4500 0.82 142.31 5.41 16.66 17.52 4600 0.83 140.78 5.29 17.42 18.21 4700 0.83 139.65 5.14 17.95 18.67 4800 0.84 138.75 4.99 18.38 19.05 www.national.com 21 |