| データシートサーチシステム |
|
LD3985G20R データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD3985G20R データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 14 page ![]() LD3985 SERIES 11/14 DIM. mm. mils MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.835 0.9 0.965 32.874 35.433 37.992 A1 0.21 0.25 0.29 8.268 9.843 11.417 A2 0.625 0.65 0.675 24.606 25.591 26.575 b 0.265 0.315 0.365 10.433 12.402 14.370 D 1.510 1.540 1.570 59.449 60.630 61.811 E 1.16 1.19 1.22 45.669 46.850 48.031 e 0.45 0.5 0.55 17.717 19.685 21.654 e1 0.816 0.866 0.916 32.126 34.094 36.063 f 0.345 13.583 f1 0.337 13.268 Flip-Chip5 MECHANICAL DATA |