| データシートサーチシステム |
|
STW16NK60Z データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STW16NK60Z データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 11 page ![]() 9/11 STP16NK60Z - STB16NK60Z-S - STW16NK60Z DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 B 0.70 0.93 0.027 0.037 B2 1.14 1.70 0.045 0.067 C 0.45 0.60 0.018 0.024 C2 1.23 1.36 0.048 0.053 D 8.95 9.35 0.352 0.368 E 10.00 10.40 0.394 0.409 G 4.88 5.28 0.192 0.208 L 16.7 17.5 0.657 0.689 L2 1.27 1.4 0.05 0.055 L3 13.82 14.42 0.544 0.568 I2SPAK MECHANICAL DATA |