| データシートサーチシステム |
|
PT-RX110 データシート(PDF) 15 Page - Panasonic Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PT-RX110 データシート(HTML) 15 Page - Panasonic Semiconductor |
|
15 / 18 page ![]() 15/1 8 SFD16M036 As of August 2016 360° 360° 360° DLP™ Projector PT-RX110B/RX110W/RX110LB/RX110LW Installable angle Install the projector at an angle within the range shown below. Vertical 360-deg. FULL 360-degree projection Horizontal 360-deg. Tilting 360-deg. (V&H combination) |