| データシートサーチシステム |
|
ADM823ZYKS-R7 データシート(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADM823ZYKS-R7 データシート(HTML) 4 Page - Analog Devices |
|
4 / 10 page ![]() ADM823/ADM824/ADM825 Preliminary Technical Data Rev.PrB | Page 4 of 10 Parameter Min Typ Max Unit Test Conditions/Comments WATCHDOG INPUT (ADM823, ADM824) Watchdog Timeout Period 1.12 1.6 2.40 s WDI Pulse Width 50 ns VIL = 0.4 V, VIH = 0.8 × V CC, WDI Input Threshold VIL 0.3 × VCC V VIH 0.7 × VCC V WDI Input Current 120 160 µA VWDI = VCC, time average −20 −15 µA VWDI = 0, time average MANUAL RESET INPUT (ADM823, ADM825) MR Input Threshold 0.3 × VCC V 0.7 × VCC V MR Input Pulse Width 1 µs MR Glitch Rejection 100 ns MR Pull-up Resistance 35 52 75 k MR to Reset Delay 500 ns |