データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MTE0012-995-IR データシート(PDF) 1 Page - Marktech Corporate

部品番号 MTE0012-995-IR
部品情報  Optical communication
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MARKTECH [Marktech Corporate]
ホームページ  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

MTE0012-995-IR データシート(HTML) 1 Page - Marktech Corporate

  MTE0012-995-IR Datasheet HTML 1Page - Marktech Corporate MTE0012-995-IR Datasheet HTML 2Page - Marktech Corporate  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Absolute Maximum Ratings (Ta=25ºC)
Global Headquarters, 3 Northway Lane North, Latham, NY 12110, USA
www.marktechopto.com
TOLL FREE:
1-800-984-5337 PHONE: 518-956-2980 FAX: 518-785-4725 EMAIL: info@marktechopto.com
1
2015-09-08
-
High power
-
High speed
-
High reliability
Application
-
Optical switches
-
Safety equipment
-
Automation
Description
ITEMS
TEST CONDITIONS
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Storage Temperature Range
Tst
-30 to +100
º
C
Infrared Emitter
-
Optical communication
-
SMD 3527 (1411) Package
- T
ype: InGaAs/InP, MQW
Dimensions in mm
Forward DC Current
If
50
mA
Reverse Voltage
Vr
5
V
Power Dissipation
Po
120
mW
Lead Soldering Temperature
t=5sec, 3mm from case
Tslg
260
ºC
Forward Current (pulse)
t=10us, T = 10ms
If
0.5
A
Product No:
MTE0012-995-IR
Peak Emission Wavelength:
1200
nm
Operating Temperature Range
Top
-20 to +80
º
C


同様の部品番号 - MTE0012-995-IR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marktech Corporate
MTE0012-015-IR MARKTECH-MTE0012-015-IR Datasheet
1Mb / 2P
Optical communication
MTE0012-095-IR MARKTECH-MTE0012-095-IR Datasheet
1Mb / 2P
Optical communication
More results

同様の説明 - MTE0012-995-IR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marktech Corporate
MTE0012-015-IR MARKTECH-MTE0012-015-IR Datasheet
1Mb / 2P
Optical communication
MTE0012-095-IR MARKTECH-MTE0012-095-IR Datasheet
1Mb / 2P
Optical communication
MTE0013-015-IR MARKTECH-MTE0013-015-IR Datasheet
1Mb / 2P
Optical communication
MTE0013-995-IR MARKTECH-MTE0013-995-IR Datasheet
1Mb / 2P
Optical communication
MTE2017-095-IR MARKTECH-MTE2017-095-IR Datasheet
2Mb / 2P
Optical communication
MTE5010-995-IR MARKTECH-MTE5010-995-IR Datasheet
1Mb / 2P
Optical communication
MTE5014-015-IR MARKTECH-MTE5014-015-IR Datasheet
1Mb / 2P
Optical communication
MTE5014-095-IR MARKTECH-MTE5014-095-IR Datasheet
1Mb / 2P
Optical communication
MTE5014-995-IR MARKTECH-MTE5014-995-IR Datasheet
1Mb / 2P
Optical communication
MTE5015-095-IR MARKTECH-MTE5015-095-IR Datasheet
1Mb / 2P
Optical communication
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com