データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MMBT2222 データシート(PDF) 3 Page - America Semiconductor, LLC

部品番号 MMBT2222
部品情報  NPN Silicon Epitaxial Transistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMERICASEMI [America Semiconductor, LLC]
ホームページ  http://americasemi.com
Logo AMERICASEMI - America Semiconductor, LLC

MMBT2222 データシート(HTML) 3 Page - America Semiconductor, LLC

  MMBT2222 Datasheet HTML 1Page - America Semiconductor, LLC MMBT2222 Datasheet HTML 2Page - America Semiconductor, LLC MMBT2222 Datasheet HTML 3Page - America Semiconductor, LLC MMBT2222 Datasheet HTML 4Page - America Semiconductor, LLC MMBT2222 Datasheet HTML 5Page - America Semiconductor, LLC MMBT2222 Datasheet HTML 6Page - America Semiconductor, LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
!
!
!
MMBT2222 & MMBT2222A
"#"!$%&%'()!*+%,-.%-&!/0-)1%1,(0!
!
!"#$%&"'()*+,-."/+,*01)(+,0.23,40*5"6.,7!
$+2'%3%'-,%()1!-02!14562',!,(!'7-)82!9%,7(4,!)(,%'2:!
')*018-,)"/9(47":;17"<)*4:!!
;$<*"<=>$?@ABBCDBB@!E2F:!G!
>$H@BBACDBBI!
G20,!"(:!JKLDK!
ALL!M%)81!E(-NO!!
P-N%1()O!"29!=2012QBR@JB!
S)%,2N!$,-,21!(3!;T20%'-!
=)>7"%?@AB?BAA?@CDD5"""E-F7"%?@AB?BAA?B$AG"
999:-T20%'-)T%'0(12T%:'(T!
H0,3().4"I-9)"B"0J"D"
E2F%12N!BA<DBAJ!
!
!!!!!!
!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com