| データシートサーチシステム |
|
F2D_SERIES データシート(PDF) 2 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
F2D_SERIES データシート(HTML) 2 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
2 / 2 page ![]() ◆STANDARD SIZE Part No. Dimensions (mm) Typical Packaging Quantity (pcs) Cap(μF) Rated Voltage AB C F LS±0.5 ※ d Bag Carton TV TF −− Long Lead type Taping Ammo Pack Type - Style TS POLYESTER FILM CAPACITORS F2D 100 Vdc 200 Vdc □:Capacitance Tolerance **:Taping 0.00047 0.00056 0.00068 0.00082 0.001 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.01 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.1 0.12 0.15 0.18 0.22 0.00047 0.00056 0.00068 0.00082 0.001 0.0012 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0033 0.0039 0.0047 0.0056 0.0068 0.0082 0.01 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.039 0.047 0.056 0.068 0.082 0.1 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 5.0±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±0.5 3.5±1.5 3.5±1.5 3.5±1.5 3.5±1.5 3.5±1.5 3.5±1.5 3.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 +1.0 −1.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000 8,000 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 8,000 8,000 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 − − − − 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 750 750 − − − − 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 − − − − 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 750 750 − − − − 100F2D471□** 100F2D561□** 100F2D681□** 100F2D821□** 100F2D102□** 100F2D122□** 100F2D152□** 100F2D182□** 100F2D222□** 100F2D272□** 100F2D332□** 100F2D392□** 100F2D472□** 100F2D562□** 100F2D682□** 100F2D822□** 100F2D103□** 100F2D123□** 100F2D153□** 100F2D183□** 100F2D223□** 100F2D273□** 100F2D333□** 100F2D393□** 100F2D473□** 100F2D563□** 100F2D683□** 100F2D823□** 100F2D104□** 100F2D124□** 100F2D154□** 100F2D184□** 100F2D224□** 200F2D471□** 200F2D561□** 200F2D681□** 200F2D821□** 200F2D102□** 200F2D122□** 200F2D152□** 200F2D182□** 200F2D222□** 200F2D272□** 200F2D332□** 200F2D392□** 200F2D472□** 200F2D562□** 200F2D682□** 200F2D822□** 200F2D103□** 200F2D123□** 200F2D153□** 200F2D183□** 200F2D223□** 200F2D273□** 200F2D333□** 200F2D393□** 200F2D473□** 200F2D563□** 200F2D683□** 200F2D823□** 200F2D104□** 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 9.5 10.5 10.5 11.5 12.5 13.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.0 11.0 11.0 11.5 11.5 12.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 5.5 5.5 6.0 6.5 6.0 7.0 7.0 8.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5 6.0 6.0 6.0 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9.5 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.5 12.5 12.5 13.0 13.0 13.0 13.5 15.0 15.0 15.5 15.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10.0 12.0 12.5 12.5 12.5 12.5 13.0 13.0 13.0 15.0 15.0 15.0 15.0 18.0 18.5 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 500 500 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − |