| データシートサーチシステム |
|
407MDCL202KTK データシート(PDF) 4 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
407MDCL202KTK データシート(HTML) 4 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
4 / 4 page ![]() MDCL Metallized Polypropylene, round tube capacitor Capacitance (µF) WVDC IC PART NUMBER dv/dt (v/µ sec.) Maximum RMS Ripple Current (A) 100 kHz, +70°C Typical ESR (mΩ) 100 kHz, +25°C Self Inductance (nH) Dims DxL (mm) Lead Spacing S+-2 (mm) Thermal Resistance (°C/W) 1000 700 108MDCL700KPG# 8 50 1.8 38 116x130 50 8 1200 1100 128MDCL112KPN# 8 80 1 116x230 50 8 1300 900 138MDCL900KPK# 5 80 1 20 116x180 50 8 1300 1100 138MDCL112KTK# 5 100 0.8 20 136x180 50 8 1450 700 148MDCL700KPK# 5 80 1 20 116x180 50 8 1650 900 168MDCL900KTK# 5 90 0.95 20 136x180 50 8 1700 1100 178MDCL112KTN# 5 100 0.9 136x230 50 8 2000 450 208MDCL450KPN# 7 100 0.9 116x230 50 8 2000 700 208MDCL700KTK# 3 100 0.95 20 136x180 50 8 2250 900 228MDCL900KTN# 5 100 0.8 136x230 50 8 2800 450 288MDCL450KTN# 5 120 0.9 136x230 50 8 2800 700 288MDCL700KTN# 3 100 0.8 136x230 50 8 |