| データシートサーチシステム |
|
LM2637M データシート(PDF) 7 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM2637M データシート(HTML) 7 Page - National Semiconductor (TI) |
|
7 / 17 page ![]() Typical Applications (Continued) DS100848-4 FIGURE 3. Motherboard Power Supply for Pentium II Processor Core (1.8V - 2.8V, 14.2A), GTL+ Bus (1.5V, 4A), and Legacy I/O (2.5V, 0.3A). High side FET is used to provide the current limit. www.national.com 7 |