| データシートサーチシステム |
|
GL600USB-B データシート(PDF) 35 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GL600USB-B データシート(HTML) 35 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
35 / 38 page ![]() 35 06/19/2000 GL600USB/GL600USB-A/GL600USB-B Revision 1.3 8.3 20-pin P-DIP Dimension in mil Dimension in mm Symbol Min Nom Max Min Nom Max A -- 130 -- -- 3.302 -- A1 59 60 61 1.499 1.524 1.549 B -- 18 -- -- 0.457 -- B1 -- 60 -- -- 1.524 -- C -- 10 -- -- 0.254 -- D 1015 1025 1035 25.781 26.035 26.289 E1 259 260 -- 6.579 6.604 -- F 290 300 310 7.366 7.620 7.874 e -- 100 -- -- 2.540 -- eB 345 355 365 8.763 9.017 9.271 θ 4 ο 5.5 ο 7 ο 4 ο 5.5 ο 7 ο Figure 8-3 Package outline dimension for 20-pin P-DIP £c D e B B1 F eB |