データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM32L011D3 データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

部品番号 STM32L011D3
部品情報  Access line ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M0, up to 16KB Flash, 2KB SRAM, 512B EEPROM, ADC
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L011D3 データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L011D3 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32L011D3 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32L011D3 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L011D3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L011D3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L011D3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L011D3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L011D3 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L011D3 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 115 page
background image
List of figures
STM32L011x3/4
7/115
DocID027973 Rev 4
List of figures
Figure 1.
STM32L011x3/4 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 2.
Clock tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 3.
STM32L011x3/4 LQFP32 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 4.
STM32L011x3/4 UFQFPN32 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 5.
STM32L011x3/4 WLCSP25 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 6.
STM32L011x3/4 UFQFPN28 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 7.
STM32L011x3/4 UFQFPN20 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 8.
STM32L011x3/4 TSSOP20 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 9.
STM32L011x3/4 TSSOP14 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 10.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Figure 11.
Pin loading conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Figure 12.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Figure 13.
Power supply scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Figure 14.
Current consumption measurement scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Figure 15.
IDD vs VDD, at TA= 25 °C, Run mode, code running from
Flash memory, Range 2, 16 MHz HSE, 1WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figure 16.
IDD vs VDD, at TA= 25 °C, Run mode, code running from
Flash memory, Range 2, HSI16, 1WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figure 17.
IDD vs VDD, at TA= -40/25/55/ 85/105/125 °C, Low-power run mode,
code running from RAM, Range 3, MSI (Range 0) at 64 KHz, 0 WS . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Figure 18.
IDD vs VDD, at TA= -40/25/55/ 85/105/125 °C, Stop mode with RTC enabled
and running on LSE Low drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Figure 19.
IDD vs VDD, at TA= -40/25/55/85/105/125 °C, Stop mode with RTC disabled,
all clocks OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Figure 20.
High-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Figure 21.
Low-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Figure 22.
Typical application with a 32.768 kHz crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Figure 23.
HSI16 minimum and maximum value versus temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Figure 24.
VIH/VIL versus VDD (CMOS I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 25.
VIH/VIL versus VDD (TTL I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 26.
I/O AC characteristics definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Figure 27.
Recommended NRST pin protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Figure 28.
ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Figure 29.
Typical connection diagram using the ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Figure 30.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 31.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Figure 32.
SPI timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Figure 33.
LQFP32, 7 x 7 mm, 32-pin low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Figure 34.
LQFP32 recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Figure 35.
Example of LQFP32 marking (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Figure 36.
UFQFPN32, 5 x 5 mm, 32-pin package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Figure 37.
UFQFPN32 recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Figure 38.
Example of UFQFPN32 marking (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Figure 39.
WLCSP25 - 25-ball, 2.133 x 2.070 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package outline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Figure 40.
WLCSP25 - 25-ball, 2.133 x 2.070 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Figure 41.
Example of WLCSP25 marking (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More