データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM32L052C6 データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

部品番号 STM32L052C6
部品情報  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M0, up to 64 KB Flash memory, 8 KB SRAM, 2 KB EEPROM, USB, ADC, DAC
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L052C6 データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L052C6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32L052C6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32L052C6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L052C6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L052C6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L052C6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L052C6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L052C6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L052C6 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 136 page
background image
DocID025936 Rev 6
7/136
STM32L052x6 STM32L052x8
8
List of figures
Figure 1.
STM32L052x6/8 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 2.
Clock tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 3.
STM32L052x6/8 LQFP64 pinout - 10 x 10 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 4.
STM32L052x6/8 TFBGA64 ballout - 5x 5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 5.
STM32L052x6/8 LQFP48 pinout - 7 x 7 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 6.
STM32L052x6/8 WLCSP36 ballout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 7.
STM32L052x6/8 LQFP32 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Figure 8.
STM32L052x6/8 UFQFPN32 pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Figure 9.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Figure 10.
Pin loading conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Figure 11.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Figure 12.
Power supply scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Figure 13.
Current consumption measurement scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Figure 14.
IDD vs VDD, at TA= 25/55/85/105 °C, Run mode, code running from
Flash memory, Range 2, HSE, 1WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Figure 15.
IDD vs VDD, at TA= 25/55/85/105 °C, Run mode, code running from
Flash memory, Range 2, HSI16, 1WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Figure 16.
IDD vs VDD, at TA= 25/55/ 85/105/125 °C, Low-power run mode, code running
from RAM, Range 3, MSI (Range 0) at 64 KHz, 0 WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Figure 17.
IDD vs VDD, at TA= 25/55/ 85/105/125 °C, Stop mode with RTC enabled
and running on LSE Low drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Figure 18.
IDD vs VDD, at TA= 25/55/85/105/125 °C, Stop mode with RTC disabled,
all clocks off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Figure 19.
High-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 20.
Low-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 21.
HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Figure 22.
Typical application with a 32.768 kHz crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 23.
HSI16 minimum and maximum value versus temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Figure 24.
VIH/VIL versus VDD (CMOS I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Figure 25.
VIH/VIL versus VDD (TTL I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Figure 26.
I/O AC characteristics definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Figure 27.
Recommended NRST pin protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 28.
ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Figure 29.
Typical connection diagram using the ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Figure 30.
Power supply and reference decoupling (VREF+ not connected to VDDA). . . . . . . . . . . . . . 95
Figure 31.
Power supply and reference decoupling (VREF+ connected to VDDA). . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Figure 32.
12-bit buffered/non-buffered DAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Figure 33.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Figure 34.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Figure 35.
SPI timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Figure 36.
I2S slave timing diagram (Philips protocol)(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Figure 37.
I2S master timing diagram (Philips protocol)(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Figure 38.
USB timings: definition of data signal rise and fall time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Figure 39.
LQFP64 - 64-pin, 10 x 10 mm low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Figure 40.
LQFP64 - 64-pin, 10 x 10 mm low-profile quad flat recommended footprint . . . . . . . . . . 112
Figure 41.
LQFP64 marking example (package top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Figure 42.
TFBGA64 – 64-ball, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch thin profile fine pitch ball
grid array package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More