| データシートサーチシステム |
|
STM32L083RZ データシート(PDF) 50 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L083RZ データシート(HTML) 50 Page - STMicroelectronics |
|
50 / 139 page ![]() Table 17. Alternate functions port A Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SPI1/SPI2/I2S2/U SART1/2/ LPUART1/USB/L PTIM1/TSC/ TIM2/21/22/ EVENTOUT/ SYS_AF SPI1/SPI2/I2S2/I2 C1/LCD/ TIM2/21 SPI1/SPI2/I2S2/L PUART1/ USART5/USB/LP TIM1/TIM2/3/EVE NTOUT/ SYS_AF I2C1/TSC/ EVENTOUT I2C1/USART1/2/ LPUART1/ TIM3/22/ EVENTOUT SPI2/I2S2/I2C2/U SART1/ TIM2/21/22 I2C1/2/ LPUART1/ USART4/ UASRT5/TIM21/E VENTOUT I2C3/LPUART1/C OMP1/2/ TIM3 PA0 - - TIM2_CH1 TSC_G1_IO1 USART2_CTS TIM2_ETR USART4_TX COMP1_OUT PA1 EVENTOUT LCD_SEG0 TIM2_CH2 TSC_G1_IO2 USART2_RTS_D E TIM21_ETR USART4_RX - PA2 TIM21_CH1 LCD_SEG1 TIM2_CH3 TSC_G1_IO3 USART2_TX - LPUART1_TX COMP2_OUT PA3 TIM21_CH2 LCD_SEG2 TIM2_CH4 TSC_G1_IO4 USART2_RX - LPUART1_RX - PA4 SPI1_NSS - - TSC_G2_IO1 USART2_CK TIM22_ETR - - PA5 SPI1_SCK - TIM2_ETR TSC_G2_IO2 TIM2_CH1 - - PA6 SPI1_MISO LCD_SEG3 TIM3_CH1 TSC_G2_IO3 LPUART1_CTS TIM22_CH1 EVENTOUT COMP1_OUT PA7 SPI1_MOSI LCD_SEG4 TIM3_CH2 TSC_G2_IO4 - TIM22_CH2 EVENTOUT COMP2_OUT PA8 MCO LCD_COM0 USB_CRS_ SYNC EVENTOUT USART1_CK - - I2C3_SCL PA9 MCO LCD_COM1 - TSC_G4_IO1 USART1_TX - I2C1_SCL I2C3_SMBA PA10 - LCD_COM2 - TSC_G4_IO2 USART1_RX - I2C1_SDA - PA11 SPI1_MISO - EVENTOUT TSC_G4_IO3 USART1_CTS - - COMP1_OUT PA12 SPI1_MOSI - EVENTOUT TSC_G4_IO4 USART1_RTS_ DE - - COMP2_OUT PA13 SWDIO - USB_OE - - - LPUART1_RX - PA14 SWCLK - - - USART2_TX - LPUART1_TX - PA15 SPI1_NSS LCD_SEG17 TIM2_ETR EVENTOUT USART2_RX TIM2_CH1 USART4_RTS_D E - |