| データシートサーチシステム |
|
STM32F334X4 データシート(PDF) 102 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F334X4 データシート(HTML) 102 Page - STMicroelectronics |
|
102 / 115 page ![]() Package information STM32F334x4 STM32F334x6 STM32F334x8 102/115 DocID025409 Rev 5 7.2 LQFP32 package information LQFP32 is a 32-pin, 7 x 7mm low-profile quad flat package. Figure 33. LQFP32 package outline 1. Drawing is not to scale. Table 75. LQFP32 mechanical data Symbol Millimeters Inches(1) Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A - - 1.600 - - 0.0630 A1 0.050 - 0.150 0.0020 - 0.0059 A2 1.350 1.400 1.450 0.0531 0.0551 0.0571 |