| データシートサーチシステム |
|
STM32F334 データシート(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F334 データシート(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 115 page ![]() Port B PB10 - TIM2_CH3 - TSC_SYNC - - - USART3_TX - - - - - HRTIM1_FLT3 - EVENTOUT PB11 - TIM2_CH4 - TSC_G6_IO1 - - - USART3_RX - - - - - HRTIM1_FLT4 - EVENTOUT PB12 - - - TSC_G6_IO2 - - TIM1_BKIN USART3_CK - - - - - HRTIM1_CHC1 - EVENTOUT PB13 - - - TSC_G6_IO3 - - TIM1_CH1N USART3_CTS - - - - - HRTIM1_CHC2 - EVENTOUT PB14 - TIM15_CH1 - TSC_G6_IO4 - - TIM1_CH2N USART3_RTS _DE - - - - - HRTIM1_CHD1 - EVENTOUT PB15 - TIM15_CH2 TIM15_CH1 N - TIM1_CH3N - - - - - - - - HRTIM1_CHD2 - EVENTOUT Port C PC0 - EVENTOUT TIM1_CH1 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - PC2 - EVENTOUT TIM1_CH3 - - - - - - - - - - - - - PC3 - EVENTOUT TIM1_CH4 - - - TIM1_BKIN2 - - - - - - - - - PC4 - EVENTOUT TIM1_ETR - - - - USART1_TX - - - - - - - - PC5 - EVENTOUT TIM15_BKIN TSC_G3_IO1 - - - USART1_RX - - - - - - - - PC6 - EVENTOUT TIM3_CH1 HRTIM1_EEV1 0 - - - COMP6_OUT - - - - - - - - PC7 - EVENTOUT TIM3_CH2 HRTIM1_FLT5 - - - - - - - - - - - - PC8 - EVENTOUT TIM3_CH3 HRTIM1_CHE1 - - - - - - - - - - - - PC9 - EVENTOUT TIM3_CH4 HRTIM1_CHE2 - - - - - - - - - - - - PC10 - EVENTOUT - - - - - USART3_TX - - - - - - - - PC11 - EVENTOUT - HRTIM1_EEV2 - - - USART3_RX - - - - - - - - PC12 - EVENTOUT - HRTIM1_EEV1 - - - USART3_CK - - - - - - - - PC13 - - - - TIM1_CH1N - - - - - - - - - - - PC14 - - - - - - - - - - - - - - - - PC15 - - - - - - - - - - - - - - - - Port D PD2 - EVENTOUT TIM3_ETR - - - - - - - - - - - - - Port F PF0 - - - - - - TIM1_CH3N - - - - - - - - - PF1 - - - - - - - - - - - - - - - - Table 14. Alternate functions (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS_AF TIM2/TIM15/ TIM16/TIM17/ EVENT TIM1/TIM3/ TIM15/ TIM16 HRTIM1/TSC I2C1/TIM1 SPI1/Infrared TIM1/Infrared USART1/USA RT2/USART3/ GPCOMP6 GPCOMP2/ GPCOMP4/ GPCOMP6 CAN/TIM1/ TIM15 TIM2/TIM3 /TIM17 TIM1 HRTIM1/ TIM1 HRTIM1/ OPAMP2 -EVENT |