データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM32F401CEU6 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

部品番号 STM32F401CEU6
部品情報  ARM Cortex-M4 32b MCUFPU, 105 DMIPS, 256KB Flash/64KB RAM, 11 TIMs, 1 ADC, 11 comm. interfaces
PDF  135 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F401CEU6 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STM32F401CEU6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM32F401CEU6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32F401CEU6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32F401CEU6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32F401CEU6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32F401CEU6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32F401CEU6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32F401CEU6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32F401CEU6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 135 page
background image
List of tables
STM32F401xB STM32F401xC
5/135
DocID024738 Rev 6
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
STM32F401xB/C features and peripheral counts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 3.
Regulator ON/OFF and internal power supply supervisor availability. . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 4.
Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 5.
Comparison of I2C analog and digital filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 6.
USART feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 7.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 8.
STM32F401xB/STM32F401xC pin definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 9.
Alternate function mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 10.
STM32F401xB/STM32F401xC
register boundary addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 11.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 12.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 13.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 14.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 15.
Features depending on the operating power supply range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 16.
VCAP_1/VCAP_2 operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 17.
Operating conditions at power-up / power-down (regulator ON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 18.
Operating conditions at power-up / power-down (regulator OFF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 19.
Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 20.
Typical and maximum current consumption, code with data processing (ART
accelerator disabled) running from SRAM - VDD =1.8V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 21.
Typical and maximum current consumption, code with data processing (ART
accelerator disabled) running from SRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 22.
Typical and maximum current consumption in run mode, code with data processing
(ART accelerator enabled except prefetch) running from Flash memory- VDD = 1.8 V. . . 65
Table 23.
Typical and maximum current consumption in run mode, code with data processing
(ART accelerator enabled except prefetch) running from Flash memory - VDD = 3.3 V . . 66
Table 24.
Typical and maximum current consumption in run mode, code with data processing
(ART accelerator disabled) running from Flash memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 25.
Typical and maximum current consumption in run mode, code with data processing
(ART accelerator enabled with prefetch) running from Flash memory . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 26.
Typical and maximum current consumption in Sleep mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 27.
Typical and maximum current consumptions in Stop mode - VDD=1.8 V . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 28.
Typical and maximum current consumption in Stop mode - VDD=3.3 V. . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 29.
Typical and maximum current consumption in Standby mode - VDD=1.8 V . . . . . . . . . . . . 68
Table 30.
Typical and maximum current consumption in Standby mode - VDD=3.3 V . . . . . . . . . . . . 69
Table 31.
Typical and maximum current consumptions in VBAT mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 32.
Switching output I/O current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 33.
Peripheral current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 34.
Low-power mode wakeup timings(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 35.
High-speed external user clock characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 36.
Low-speed external user clock characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 37.
HSE 4-26 MHz oscillator characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 38.
LSE oscillator characteristics (fLSE = 32.768 kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Table 39.
HSI oscillator characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Table 40.
LSI oscillator characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Table 41.
Main PLL characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More