データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SINK-AH データシート(PDF) 2 Page - Ohmite Mfg. Co.

部品番号 SINK-AH
部品情報  Multiple finishes available
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OHMITE [Ohmite Mfg. Co.]
ホームページ  http://www.ohmite.com
Logo OHMITE - Ohmite Mfg. Co.

SINK-AH データシート(HTML) 2 Page - Ohmite Mfg. Co.

  SINK-AH Datasheet HTML 1Page - Ohmite Mfg. Co. SINK-AH Datasheet HTML 2Page - Ohmite Mfg. Co.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1-866-9-OHMITE • Int’l 1-847-258-0300 • Fax 1-847-574-7522 • www.ohmite.com • info@ohmite.com
184
AH Series
Extrusion Heatsinks
H o W to or D er
A DD ition A l D imen S ion S
extru S ion pro F ile S
Not to scale. See chart for dimensions.
AH80126A12300NE
Series
Finish
A = black anodized
C = gold chromate
F = clear chromate
G = green anodized
K = clear anodized
R = red anodized
V = unfinished, degreased
Extrusion
Style
Length
(in.)
to three
decimals
12300 = 12.3"
Modification
N = none
X = consult
factory for
options
RoHS Compliant
AH54100
AH33000
AH80126
AH10551
AH17500
AH29300
AH10564
AH10719
AH40000
AH11600
AH73900
AH64100
AH80167
AH67200
AH12153
AH80000
AH11958
AH50600
AH80015
AH32530
AH12310
AH12700
AH80125
AH12118
AH13184
AH14315
AH16000
AH61409
AH13070
AH10578
AH10928
AH11945
AH62430
AH48600
Not to scale.
AH13184
4.750"
1.335"
1.125"
0.125"
0.400"
AH61409
0.270"
2.390"
7.200"
5.200"



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com