データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KSMB4N65 データシート(PDF) 1 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 KSMB4N65
部品情報  Green device available.
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

KSMB4N65 データシート(HTML) 1 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  KSMB4N65 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. KSMB4N65 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. KSMB4N65 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. KSMB4N65 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
KSMB4N65
KERSMI ELECTRONIC CO.,LTD.
www.kersemi.com
1
Description
This N-channel MOSFETS use advanced trench technology and design to provide
excellent RDS(on) with low gate charge. It can be used in a wide variety of applications.
Features
1) Low gate charge.
2) Green device available.
3) Advanced high cell denity trench technology for ultra RDS(ON)
4) Excellent package for good heat dissipation.
TO-263
Absolute Maximum Ratings TC=25℃,unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Ratings
Units
VDS
Drain-Source Voltage
650
V
VGS
Gate-Source Voltage
±20
V
ID
Continuous Drain Current-1
4.0
A
Continuous Drain Current-T=100℃
2.8
Pulsed Drain Current2
17.6
EAS
Single Pulse Avalanche Energy3
260
mJ
PD
Power Dissipation4
106
W
TJ, TSTG
Operating and Storage Junction Temperature
Range
-55 to
+150
Thermal Characteristics
BVDSS
RDSON
ID
650V
2.7Ω
4A
650V N-channel MOSFET


同様の部品番号 - KSMB4N65

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMB4N60 KERSEMI-KSMB4N60 Datasheet
722Kb / 4P
Green device available.
More results

同様の説明 - KSMB4N65

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bruckewell Technology L...
MS67C10 BWTECH-MS67C10 Datasheet
682Kb / 7P
Green Device Available
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM3803 KERSEMI-KSM3803 Datasheet
651Kb / 5P
Green device available.
KSM4310 KERSEMI-KSM4310 Datasheet
649Kb / 5P
Green device available.
KSMB5N60 KERSEMI-KSMB5N60 Datasheet
716Kb / 4P
Green device available.
KSMB5N65 KERSEMI-KSMB5N65 Datasheet
716Kb / 4P
Green device available.
KSMB7N60 KERSEMI-KSMB7N60 Datasheet
734Kb / 4P
Green device available.
KSMB7N80 KERSEMI-KSMB7N80 Datasheet
691Kb / 4P
Green device available.
KSMB10N65 KERSEMI-KSMB10N65 Datasheet
699Kb / 4P
Green device available.
KSMN4440 KERSEMI-KSMN4440 Datasheet
591Kb / 4P
Green device available.
KSMN4488 KERSEMI-KSMN4488 Datasheet
553Kb / 4P
Green device available.
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com