データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KSMB5N60 データシート(PDF) 2 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 KSMB5N60
部品情報  Green device available.
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

KSMB5N60 データシート(HTML) 2 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  KSMB5N60 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. KSMB5N60 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. KSMB5N60 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. KSMB5N60 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
KSMB5N60
KERSMI ELECTRONIC CO.,LTD.
www.kersemi.com
2
Package Marking and Ordering Information
Part NO.
Marking
Package
KSMB5N60
KSMB5N60
TO-263
Electrical Characteristics TC=25℃ unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Off Characteristics
BVDSS
Drain-Sourtce Breakdown Voltage
VDS=0V,ID=250μA
600
v
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS=0V, VDS=32V
10
μA
IGSS
Gate-Source Leakage Current
VDS=±20V, VDS=0A
±100
nA
On Characteristics
VGS(th)
GATE-Source Threshold Voltage
VDS=VDS, ID=250μA
3.0
5.0
V
RDS(ON)
Drain-Source On Resistance²
VDS=10V,ID=6A
1.57
2.15
Ω
VDS=2.5V,ID=5A
---
GFS
Forward Transconductance
VDS=5V,ID=12A
4.0
S
Dynamic Characteristics
Ciss
Input Capacitance
VDS=15V,VGS=0V,
f=1MHz
560
730
pF
Coss
Output Capacitance
80
100
Crss
Reverse Transfer Capacitance
9
12
Switching Characteristics
td(on)
Turn-On Delay Time
VDS=20V,
VGS=10V,RGEN=3.3Ω
13
35
ns
tr
Rise Time
45
100
ns
td(off)
Turn-Off Delay Time
35
80
ns
tf
Fall Time
40
90
ns
Qg
Total Gate Charge
VGS=4.5V, VDS=20V,
ID=6A
16
20
nC
Qgs
Gate-Source Charge
3.5
nC
Qgd
Gate-Drain “Miller” Charge
7.8
nC
Drain-Source Diode Characteristics
VSD
Source-Drain Diode ForwardVoltage²
VGS=0V,IS =1A
1.4
V
trr
Reverse Recovery Time
IF=7A,di/dt=100A/μS
270
ns
Qrr
Reverse Recovery Charge
1.9
nC
Symbol
Parameter
Ratings
Units
RƟJC
Thermal Resistance, Junction to Case1
1.04
℃/W
RƟJA
Thermal Resistance ,Junction to Ambient1
62.8



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com