データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KSMB6N65 データシート(PDF) 3 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 KSMB6N65
部品情報  Green device available.
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

KSMB6N65 データシート(HTML) 3 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  KSMB6N65 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. KSMB6N65 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. KSMB6N65 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. KSMB6N65 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
KSMB6N65
KERSMI ELECTRONIC CO.,LTD.
www.kersemi.com
3
Notes:
1. The data tested by surface mounted on a 1 inch²FR-4 board 2OZ copper.
2. The data tested by pulse width≤300us,duty cycle≤2%
3. The EAS data shows Max. rating. The test condition is VDD=25v,VGS=10V,L=0.1mH,iAS=17.8A
4. The power dissipation is limited by 150℃ junction temperature.
Typical Characteristics TJ=25℃ unless otherwise noted
Figure 1. On-Region Characteristics
Figure 2. Transfer Characteristics
Figure 3. Capacitance Characteristics
Figure 4. On-Resistance Variation vs.
Drain Current and Gate Voltage



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com