| データシートサーチシステム |
|
L16B45AG-R24-R データシート(PDF) 10 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L16B45AG-R24-R データシート(HTML) 10 Page - Unisonic Technologies |
|
10 / 12 page ![]() L16B45A Preliminary CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 10 of 12 www.unisonic.com.tw QW-R102-071.a TIMING DIAGRAM N=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 D14 D15 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SDI CLK LE OE OUT0 OUT1 OUT2 OUT3 OUT15 SDO don’t care D0 D1 D2 D15 D15 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON TRUTH TABLE CLK LE OE SDI 0 OUT … 7 OUT … 15 OUT SDO H L Dn n D …… 7 - n D …. 15 - n D Dn-15 L L Dn+1 No Change Dn-14 H L Dn+2 2 + n D …… 5 - n D…. 13 - n D Dn-13 X L Dn+3 2 + n D …… 5 - n D…. 13 - n D Dn-13 X H Dn+3 Off Dn-13 |