| データシートサーチシステム |
|
HT46R22 データシート(PDF) 43 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT46R22 データシート(HTML) 43 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
43 / 46 page ![]() 24-pin SOP (300mil) outline dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 590 ¾ 614 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT46R22/HT46C22 Rev. 1.10 43 October 2, 2002 2 4 1 1 3 1 2 A B C D E . C ' G H a |