| データシートサーチシステム |
|
TN1173 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TN1173 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 23 page ![]() SOD123 4 ±0.1 4 ±0.1 1.55 ±0.05 1(+0.25/-0) 3.5 ±0.05 1.2 ±0.1 8 ±0.3 2 ±0.05 SOD128 4 ±0.1 4 ±0.1 1.50 ±0.10 1.55 ±0.05 5.5 ±0.05 1.25 ±0.05 12 ±0.2 2 ±0.05 SOD323 4 ±0.1 4 ±0.1 1.55 ±0.05 1(+0.25/-0) 3.5 ±0.05 1.2 ±0.1 8 ±0.3 2 ±0.05 SOD523 4 ±0.1 2 ±0.5 1.5 ±0.1 0.5 ±0.05 3.5 ±0.05 0.73 ±0.05 8 ±0.2 2 ±0.05 SOD723 4 ±0.1 2 ±0.5 1.5 ±0.1 0.5 ±0.05 3.5 ±0.05 0.62 ±0.05 8 ±0.2 2 ±0.05 SOD882 4 ±0.1 2 ±0.5 1.55 ±0.05 0.4 ±0.05 3.5 ±0.1 0.66 ±0.05 8 +0.3/-0.1 2 ±0.05 SOD882T 4 ±0.1 4 ±0.1 1.5 +0.1/-0 0.5 ±0.05. 3.5 ±0.05 0.53 ±0.05 8 +0.3/-0.1 2 ±0.05 SOT223 4 ±0.1 8 ±0.1 1.55 ±0.05 1.5 ±2.25 5.5 ±0.05 1.88 ±0.1 12 ±0.3 2 ±0.05 SOT23-3L 4 ±0.1 4 ±0.1 1.5 +0.1/-0 1min 3.5 ±0.05 1.2 ±0.1 8 +0.3/-0.1 2 ±0.05 SOT23-5L 4 ±0.1 4 ±0.1 1.5 +0.1/-0 1 min 3.5 ±0.05 1.4 ±0.1 8 +0.3/-0.1 2 ±0.05 SOT23-6L 4 ±0.1 4 ±0.1 1.5 +0.1/-0 1 min 3.5 ±0.05 1.4 ±0.1 8 +0.3/-0.1 2 ±0.05 SOT323 4 ±0.2 4 ±0.2 1.5 +0.1/-0 1 min 3.5 ±0.05 1.2 ±0.1 8 ±0.3 2 ±0.05 SOT323-5L 4 ±0.2 4 ±0.2 1.5 +0.1/-0 1 min 3.5 ±0.05 1.2 ±0.1 8 ±0.3 2 ±0.05 SOT323-6L 4 ±0.2 4 ±0.2 1.5 +0.1/-0 1 min 3.5 ±0.05 1.2 ±0.1 8 ±0.3 2 ±0.05 SOT663 4 ±0.1 4 ±0.1 1.5 +0.1/-0 1 min 3.5 ±0.05 0.69 ±0.05 8 +0.3/-0.1 2 ±0.05 SOT665 4 ±0.1 4 ±0.1 1.5 +0.1/-0 1 min 3.5 ±0.05 0.69 ±0.05 8 +0.3/-0.1 2 ±0.05 SOT666 4 ±0.1 4 ±0.1 1.5 +0.1/-0 1 min 3.5 ±0.05 0.69 ±0.05 8-0.1/+0.3 2 ±0.05 SOT883 4 ±0.1 2 ±0.05 1.5 +0.1/-0 0.4 ±0.05 3.5 ±0.3 0.66 ±0.05 8 +0.3/-0.1 2 ±0.05 SSOP20 4 ±0.1 12 ±0.1 1.55 ±0.05 1.5 min 7.5 ±0.1 2.62 ±0.1 16 +0.3/-0.1 2 ±0.1 SSOP24 4 ±0.1 12 ±0.1 1.5 +0.1/-0 1.5 min 7.5 ±0.1 2.5 ±0.1 16 ±0.3 2 ±0.05 ST01005 4 ±0.1 2 ±0.05 1.5 +-0.1 - 3.5 +-0.05 0.36+-0.03 8 +0.03 -0.01 2+-0.05 ST0201 4 ±0.2 4 ±0.2 1.5 ±0.1 - 3.5 ±0.03 0.6 ±0.02 8 +0.3/-0.1 2 ±0.5 Table 1. Surface mount devices - all dimensions in millimeters (continued) Package Drive hole spacing Component spacing Drive hole diameter Pocket hole diameter Distance between hole lines Pocket depth Tape width Hole interval B0 A D0 D1 F K W P0 |