データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MFA420 データシート(PDF) 5 Page - XP Power Limited

部品番号 MFA420
部品情報  Screw Terminals Available
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  XPPOWER [XP Power Limited]
ホームページ  http://www.xppower.com
Logo XPPOWER - XP Power Limited

MFA420 データシート(HTML) 5 Page - XP Power Limited

  MFA420 Datasheet HTML 1Page - XP Power Limited MFA420 Datasheet HTML 2Page - XP Power Limited MFA420 Datasheet HTML 3Page - XP Power Limited MFA420 Datasheet HTML 4Page - XP Power Limited MFA420 Datasheet HTML 5Page - XP Power Limited MFA420 Datasheet HTML 6Page - XP Power Limited MFA420 Datasheet HTML 7Page - XP Power Limited MFA420 Datasheet HTML 8Page - XP Power Limited MFA420 Datasheet HTML 9Page - XP Power Limited Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
Output Ripple & Noise
Figure 6
V1 MFA420PS12 (full load)
45 mV pk-pk ripple. 20 MHz BW
Figure 7
V1 MFA420PS48 (full load)
194 mV pk-pk ripple. 20 MHz BW
xppower.com
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com