| データシートサーチシステム |
|
PR33A3 データシート(PDF) 22 Page - Aplus Intergrated Circuits |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PR33A3 データシート(HTML) 22 Page - Aplus Intergrated Circuits |
|
22 / 27 page ![]() Integrated Circuits Inc. aPR33A3 Ver. E 22/27 JAN 06 2014 BLOCK DIAGRAM Figure 1. Block Diagram ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Rating Unit VDD – VSS -0.3 ~ +10.0 V VIN VSS-0.3 < VIN < VDD+0.3 V VOUT VSS < VOUT < VDD V T(Operating) -40 ~ +85 ℃ T(Junction) -40 ~ +125 ℃ T(Storage) -40 ~ +125 ℃ |