| データシートサーチシステム |
|
LECWE2A データシート(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LECWE2A データシート(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
4 / 18 page ![]() 2006-10-16 4 Preliminary LE CW E2A Kennwerte Characteristics ( T board = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit Farbtemperatur nach CIE 1931 5) Seite 18 (typ.) Color Temperature acc. to CIE 1931 5) page 18 I F = 700 mA T C 2700 3000 3500 4200 K Abstrahlwinkel bei 50 % Φ V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % Φ V 2 ϕ 2 ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung 6 Seite 18) (min.) Forward voltage 6) page 18 (typ.) I F = 700 mA (max.) V F V F V F 11.6 14.0 16.4 V V V Sperrstrom Reverse current (max.) I R not designed for reverse operation µA Temperaturkoeffizient von V F (typ.) Temperature coefficient of V F I F = 700 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C TC V –4.5 mV/K Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency (typ.) I F = 700 mA η opt η opt 18 lm/W lm/W Optischer Wirkungsgrad 6) Seite 18 (typ.) Optical efficiency 6) page 18 (typ.) I F = 350 mA η opt η opt 27 lm/W lm/W Abstrahlende Fläche (typ.) Radiating Surface A Chip 2.1 x 2.1 mm² Leuchtdichte (typ.) Luminance (typ.) I F = 700 mA L V L V 16*10 6 cd/m² cd/m² |