データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LECWE3B データシート(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LECWE3B
部品情報  Lighting with Optics (silicone)
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECWE3B データシート(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LECWE3B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LECWE3B Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
LE CW E3B
2009-08-11
10
Durchlassstrom
2) Seite 19
Forward Current
2) page 19
IF = f (VF); Tboard = 25 °C
Farbortverschiebung
2) Seite 19
Chromaticity Coordinate Shift
2) page 19
Δx, Δy = f (I
F); Tboard = 25 °C
Relative Lichtfluss
2) 6) Seite 19
Relative Luminous Flux
2) 6) page 19
Φ
V/ΦV(700 mA) = f (IF); Tboard = 25 °C
15
OHL02857
10
1
2
10
3
10
mA
5
5
IF
VF
V
16 17 18 19 20 21 22 23
25
-0.010
OHL03725
0
Cx,
Δ
Cy
Δ
F
I
Cy
Cx
mA
200
400
600
800
1200
-0.005
0
0.005
0.010
0.015
0.020
0.030
V
V
I
10
1
10
2
mA
5
5
OHL026
Φ
Φ
0
10
-1
10
2
(700 mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com