データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LEUWE3B データシート(PDF) 12 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LEUWE3B
部品情報  Lighting with Optics
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEUWE3B データシート(HTML) 12 Page - OSRAM GmbH

Back Button LEUWE3B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEUWE3B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LEUWE3B Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LEUWE3B Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LEUWE3B Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LEUWE3B Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LEUWE3B Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LEUWE3B Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LEUWE3B Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 17 page
background image
2007-06-26
12
Vorläufige Daten / Preliminary Data
LE UW E3B
Bestimmung der Bord - Temperatur T
B
Die Board - Temperatur T
B kann mit Hilfe eines NTC bestimmt werden, gemessen an den NTC
Anschlusskontakten. Aus T
NTC kann TB folgendermaßen berechnet werden.
Estimation of the Bord Temperature T
B
The baord temperautre T
B can be determined with the NTC, measured on the NTC pads. TB can be
calculated using T
NTC as shown below.
T
B = TNTC + Rth, B-NTC x POSTAR
R
th, B-NTC = 0,25
K/
W
P
OSTAR = IF x UF
Anschlusskontaktierung
Contacting
Drahttyp
Wire type
Durchmesser
Diameter
Lötspitze
Solder Tip
Temperatur
Temperature
Lötzeit
Solder Time
AWG 18
~0.8 mm
(Litze;
flexible wire)
3.2 mm
(Meisel;
Chisel)
250 °C
350 °C
16 sec.
6 sec
AWG 20
~0.5 mm
(Litze;
flexible wire)
3.2 mm
(Meisel;
Chisel)
250 °C
350 °C
14 sec.
5 sec
AWG 22
~0.3 mm
(Litze;
flexible wire)
3.2 mm
(Meisel;
Chisel)
250 °C
350 °C
9 sec.
3 sec



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17