| データシートサーチシステム |
|
ADA4084-4ACPZ-R7 データシート(PDF) 28 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADA4084-4ACPZ-R7 データシート(HTML) 28 Page - Analog Devices |
|
28 / 35 page ![]() ADA4084-1/ADA4084-2/ADA4084-4 Data Sheet Rev. H | Page 28 of 35 CH2 5V CH1 100mV CH1 AMPL 200mV M2µs A CH1 44mV 1 2 T 10.4% VIN VOUT VSY = ±15V Figure 102. Negative 50% Overload Recovery 1000 0 0 36 VSY (V) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 4 8 12 16 20 24 28 32 TA = 25°C RL = ∞ +125°C +25°C –40°C +85°C Figure 103. Supply Current (ISY) per Amplifier vs. Supply Voltage (VSY) for Various Temperatures –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 TEMPERATURE (°C) 0 20 60 40 80 100 120 140 VCM = ±14V VCM = ±1.5V VCM = ±4V Figure 104. CMRR vs. Temperature –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 TEMPERATURE (°C) 50 60 80 70 90 100 120 150 140 130 110 VSY = ±1.25V TO ±1.75V, VCM = 0V VSY = ±2V TO ±18V, VCM = 0V Figure 105. PSRR vs. Temperature |