| データシートサーチシステム |
|
ADA4051-1AKSZ-R2 データシート(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADA4051-1AKSZ-R2 データシート(HTML) 4 Page - Analog Devices |
|
4 / 22 page ![]() ADA4051-1/ADA4051-2 Data Sheet Rev. C | Page 4 of 22 Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit NOISE PERFORMANCE Voltage Noise en p-p f = 0.1 Hz to 10 Hz 1.96 µV p-p Voltage Noise Density en f = 1 kHz 95 nV/√Hz Current Noise Density in f = 1 kHz 100 fA/√Hz |