| データシートサーチシステム |
|
1312000000 データシート(PDF) 27 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1312000000 データシート(HTML) 27 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
27 / 164 page ![]() ABS Polycarbonate For Secondary Services, Product Support, or To Order, Call 1-301-696-9800 25 L x W x H L x W x H L x W x H EM 205 EM 250 F EM 206 EM 206 F EM 207 LP EM 207 F-LP EM 208 EM 208 F EM 210 EM 210 F EM 212 EM 212 F EM 213* EM 213 F* EM 214 LP EM 214 F-LP EM 215 EM 215 F EM 217 EM 217 F EM 218 LP EM 218 F-LP EM 220 EM 220 F EM 221 EM 221 F EM 223 EM 223 F EM 224 LP EM 224 F-LP EM 225 EM 225 F EM 227 EM 227 F EM 229* EM 229 F* EM 231 EM 231 F* EM 232* EM 232 F* EM 233* EM 233 F* EM 236 LP EM 236 F-LP EM 237 EM 237 F EM 238 EM 238 F EM 239 EM 239 F EM 240 EM 240 F EM 241 FM 241 F EM 242 EM 242 F FM 247 LP EM 247 F-LP ET 205 ET 205 F ET 206 ET 206 F ET 207 LP ET 207 F-LP ET 208 ET 208 F ET 210 ET 210 F ET 212 ET 212 F ET 213 ET 213 F ET 214 LP ET 214 F-LP ET 215 ET 215 F ET 217 ET 217 F ET 218 LP ET 218 F-LP ET 220 ET 220 F ET 221 ET 221 F ET 223 ET 223 F ET 224 LP ET 224 F-LP ET 225 ET 225 F ET 227 ET 227 F ET 229 ET 229 F ET 231 ET 231 F ET 232 ET 232 F ET 233* ET 233 F ET 236 LP ET 236 F-LP ET 237 ET 237 F ET 238 ET 238 F ET 239 ET 239 F ET 240 ET 240 F ET 241 ET 241 F ET 242 ET 242 F ET 247 LP ET 247 F-LP 2.05 x 1.97 x 1.46 2.05 x 1.97 x 1.46 2.56 x 1.97 x 1.46 2.56 x 1.97 x 1.46 3.23 x 2.36 x 2.24 3.23 x 2.36 x 2.24 3.86 x 2.52 x 1.50 3.86 x 2.52 x 1.50 3.23 x 3.15 x 2.24 3.23 x 3.15 x 2.24 3.94 x 3.94 x 2.24 3.94 x 3.94 x 2.24 4.80 x 4.72 x 1.46 4.80 x 4.72 x 1.46 7.87 x 4.72 x 2.24 7.87 x 4.72 x 2.24 4.72 x 3.15 x 2.24 4.72 x 3.15 x 2.24 4.80 x 4.72 x 2.24 4.80 x 4.72 x 2.24 5.90 x 5.90 x 2.24 5.90 x 5.90 x 2.24 6.30 x 3.15 x 2.24 6.30 x 3.15 x 2.24 7.87 x 4.72 x 3.03 7.87 x 4.72 x 3.03 7.87 x 5.90 x 3.03 7.87 x 5.90 x 3.03 9.45 x 3.15 x 2.36 9.45 x 3.15 x 2.36 3.23 x 3.15 x 3.42 3.23 x 3.15 x 3.42 4.80 x 4.72 x 3.42 4.80 x 4.72 x 3.42 6.30 x 3.15 x 1.46 6.30 x 3.15 x 1.46 6.30 x 3.15 x 3.42 6.30 x 3.15 x 3.42 7.87 x 5.90 x 1.46 7.87 x 5.90 x 1.46 9.84 x 6.30 x 1.46 9.84 x 6.30 x 1.46 9.45 x 3.15 x 3.15 9.45 x 3.15 x 3.15 7.87 x 4.72 x 3.62 7.87 x 4.72 x 3.62 6.30 x 4.72 x 3.62 6.30 x 4.72 x 3.62 9.84 x 6.30 x 2.24 9.84 x 6.30 x 2.24 9.84 x 6.30 x 3.62 9.84 x 6.30 x 3.62 9.84 x 6.30 x 4.80 9.84 x 6.30 x 4.80 9.45 x 4.72 x 4.01 9.45 x 4.72 x 4.01 11.81 x 6.30 x 4.72 11.81 x 6.30 x 4.72 52 x 50 x 37 52 x 50 x 37 65 x 50 x 37 65 x 50 x 37 82 x 60 x 57 82 x 60 x 57 98 x 64 x 38 98 x 64 x 38 82 x 80 x 57 82 x 80 x 57 100 x 100 x 57 100 x 100 x 57 122 x 120 x 37 122 x 120 x 37 200 x 120 x 57 200 x 120 x 57 120 x 80 x 57 120 x 80 x 57 122 x 120 x 57 122 x 120 x 57 150 x 150 x 57 150 x 150 x 57 160 x 80 x 57 160 x 80 x 57 200 x 120 x 77 200 x 120 x 77 200 x 150 x 77 200 x 150 x 77 240 x 80 x 60 240 x 80 x 60 82 x 80 x 87 82 x 80 x 87 122 x 120 x 87 122 x 120 x 87 160 x 80 x 37 160 x 80 x 37 160 x 80 x 87 160 x 80 x 87 200 x 150 x 37 200 x 150 x 37 250 x 160 x 37 250 x 160 x 37 240 x 80 x 80 240 x 80 x 80 200 x 120 x 92 200 x 120 x 92 160 x 120 x 92 160 x 120 x 92 250 x 160 x 57 250 x 160 x 57 250 x 160 x 92 250 x 160 x 92 250 x 160 x 122 250 x 160 x 122 240 x 120 x 102 240 x 120 x 102 300 x 160 x 120 300 x 160 x 120 2.05 x 1.97 x 1.46 2.05 x 1.97 x 1.46 2.56 x 1.97 x 1.46 2.56 x 1.97 x 1.46 3.23 x 2.36 x 2.24 3.23 x 2.36 x 2.24 3.86 x 2.52 x 1.50 3.86 x 2.52 x 1.50 3.23 x 3.15 x 2.24 3.23 x 3.15 x 2.24 3.94 x 3.94 x 2.24 3.94 x 3.94 x 2.24 4.80 x 4.72 x 1.46 4.80 x 4.72 x 1.46 7.87 x 4.72 x 2.24 7.87 x 4.72 x 2.24 4.72 x 3.15 x 2.24 4.72 x 3.15 x 2.24 4.80 x 4.72 x 2.24 4.80 x 4.72 x 2.24 5.90 x 5.90 x 2.24 5.90 x 5.90 x 2.24 6.30 x 3.15 x 2.24 6.30 x 3.15 x 2.24 7.87 x 4.72 x 3.03 7.87 x 4.72 x 3.03 7.87 x 5.90 x 3.03 7.87 x 5.90 x 3.03 9.45 x 3.15 x 2.36 9.45 x 3.15 x 2.36 3.23 x 3.15 x 3.42 3.23 x 3.15 x 3.42 4.80 x 4.72 x 3.42 4.80 x 4.72 x 3.42 6.30 x 3.15 x 1.46 6.30 x 3.15 x 1.46 6.30 x 3.15 x 3.42 6.30 x 3.15 x 3.42 7.87 x 5.90 x 1.46 7.87 x 5.90 x 1.46 9.84 x 6.30 x 1.46 9.84 x 6.30 x 1.46 9.45 x 3.15 x 3.15 9.45 x 3.15 x 3.15 7.87 x 4.72 x 3.62 7.87 x 4.72 x 3.62 6.30 x 4.72 x 3.62 6.30 x 4.72 x 3.62 9.84 x 6.30 x 2.24 9.84 x 6.30 x 2.24 9.84 x 6.30 x 3.62 9.84 x 6.30 x 3.62 9.84 x 6.30 x 4.80 9.84 x 6.30 x 4.80 9.45 x 4.72 x 4.01 9.45 x 4.72 x 4.01 11.81 x 6.30 x 4.72 11.81 x 6.30 x 4.72 Model Model Part Number Part Number Dimensions mm Dimensions mm L x W x H 62205000 00 62205200 00 62206000 00 62206200 00 62207300 00 62207400 00 62208000 00 62208200 00 62210000 00 62210200 00 62212000 00 62212200 00 62213000 00 62213200 00 62214300 00 62214400 00 62215000 00 62215200 00 62217000 00 62217200 00 62218300 00 62218400 00 62220000 00 62220200 00 62221000 00 62221200 00 62223000 00 62223200 00 62224300 00 62224400 00 62225000 00 62225200 00 62227000 00 62227200 00 62229000 00 62229200 00 62231000 00 62231200 00 62232000 00 62232200 00 62233000 00 62233200 00 62236300 00 62236400 00 62237000 00 62237200 00 62238000 00 62238200 00 62239000 00 62239200 00 62240000 00 62240200 00 62241000 00 62241200 00 62242000 00 62242200 00 62247300 00 62247400 00 63205000 00 63205200 00 63206000 00 63206200 00 63207300 00 63207400 00 63208000 00 63208200 00 63210000 00 63210200 00 63212000 00 63212200 00 63213000 00 63213200 00 63214300 00 63214400 00 63215000 00 63215200 00 63217000 00 63217200 00 63218300 00 63218400 00 63220000 00 63220200 00 63221000 00 63221200 00 63223000 00 63223200 00 63224300 00 63224400 00 63225000 00 63225200 00 63227000 00 63227200 00 63229000 00 63229200 00 63231000 00 63231200 00 63232000 00 63232200 00 63233000 00 63233200 00 63236300 00 63236400 00 63237000 00 63237200 00 63238000 00 63238200 00 63239000 00 63239200 00 63240000 00 63240200 00 63241000 00 63241200 00 63242000 00 63242200 00 63247300 00 63247400 00 52 x 50 x 37 52 x 50 x 37 65 x 50 x 37 65 x 50 x 37 82 x 60 x 57 82 x 60 x 57 98 x 64 x 38 98 x 64 x 38 82 x 80 x 57 82 x 80 x 57 100 x 100 x 57 100 x 100 x 57 122 x 120 x 37 122 x 120 x 37 200 x 120 x 57 200 x 120 x 57 120 x 80 x 57 120 x 80 x 57 122 x 120 x 57 122 x 120 x 57 150 x 150 x 57 150 x 150 x 57 160 x 80 x 57 160 x 80 x 57 200 x 120 x 77 200 x 120 x 77 200 x 150 x 77 200 x 150 x 77 240 x 80 x 60 240 x 80 x 60 82 x 80 x 87 82 x 80 x 87 122 x 120 x 87 122 x 120 x 87 160 x 80 x 37 160 x 80 x 37 160 x 80 x 87 160 x 80 x 87 200 x 150 x 37 200 x 150 x 37 250 x 160 x 37 250 x 160 x 37 240 x 80 x 80 240 x 80 x 80 200 x 120 x 92 200 x 120 x 92 160 x 120 x 92 160 x 120 x 92 250 x 160 x 57 250 x 160 x 57 250 x 160 x 92 250 x 160 x 92 250 x 160 x 122 250 x 160 x 122 240 x 120 x 102 240 x 120 x 102 300 x 160 x 120 360 x 160 x 120 Dimensions Inches Dimensions Inches Note: Dimensions are external. Metric is the primary dimension. Inch conversions are for the user’s convenience and are for reference only. *An additional model with PCB slots EM/ET...LP is available on request. F = with recessed area in upper section for flush-fitting of membrane keypads LP/F=LP = with slots for PCBs |