データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADA4853-1AKSZ-R7 データシート(PDF) 4 Page - Analog Devices

部品番号 ADA4853-1AKSZ-R7
部品情報  Low Power, Rail-to-Rail Output, Video Op Amps with Ultralow Power
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADA4853-1AKSZ-R7 データシート(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADA4853-1AKSZ-R7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADA4853-1AKSZ-R7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADA4853-1AKSZ-R7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADA4853-1AKSZ-R7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADA4853-1AKSZ-R7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADA4853-1AKSZ-R7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADA4853-1AKSZ-R7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADA4853-1AKSZ-R7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADA4853-1AKSZ-R7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
ADA4853-1/ADA4853-2/ADA4853-3
Data Sheet
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
POWER SUPPLY
Operating Range
2.65
5
V
Quiescent Current/Amplifier
1.3
1.6
mA
ADA4853-3W only: TMIN to TMAX
1.6
mA
Quiescent Current (Disabled)/Amplifier
DISABLE = 0 V
0.1
1.5
µA
DISABLE = 0 V, ADA4853-3W only: TMIN to TMAX
1.5
µA
Positive Power Supply Rejection
+VS = +1.5 V to +2.5 V, −VS = −1.5 V
−76
−86
dB
ADA4853-3W only: TMIN to TMAX
−76
dB
Negative Power Supply Rejection
−VS = −1.5 V to −2.5 V, +VS = +1.5 V
−77
−88
dB
ADA4853-3W only: TMIN to TMAX
−74
dB
Rev. G | Page 4 of 20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com