データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

XC2151 データシート(PDF) 7 Page - Torex Semiconductor

部品番号 XC2151
部品情報  ICS FOR USE WITH CRYSTAL OSCILLATORS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOREX [Torex Semiconductor]
ホームページ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC2151 データシート(HTML) 7 Page - Torex Semiconductor

  XC2151 Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC2151 Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC2151 Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC2151 Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC2151 Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC2151 Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC2151 Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC2151 Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
XC2151
Series
1029
14
Switching Time
TTL Output
2.4V
0.4V
1.4V
TW
2.4V
0.4V
TLH
THL
DUTY measure
level
Duty Cycle
1.4V
TW
DUTY measure
level
DUTY=(TW/T)×100%
XC2151T (overtone, fundamental)
TTL Duty, VDD=5.0V, Ta = 25
°C
Output Rise Time
TTLH
Load=10TTL, 0.4V
2.4V
5
nsec
Output Fall Time
TTHL
Load=10TTL, 2.4V
0.4V
5
nsec
Duty Cycle
DUTY
Load=10TTL @ 1.4V
45
55
%
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
PARAMETER
SYMBOL
O Output
■Switching Characteristics
14S_03XC2151 02.09.12 16:35 ページ 1029



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com