| データシートサーチシステム |
|
D12PS50 データシート(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
D12PS50 データシート(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited |
|
2 / 2 page ![]() Production specification SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS D12PS20--D12PS100 Document Number: T2B419AA www.gmicroelec.com 2 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS PACKAGE INFORMATION Device Package Shipping D12PS20--D12PS100 TO-277B 4000/Tape&Reel TO-277B Dim Min Max A 1.00 1.30 A2 0.15 0.43 b1 0.75 1.05 b2 1.65 1.95 D 3.75 4.30 D2 2.80 3.20 E 6.35 6.70 e 1.65 1.95 E1 5.25 5.50 E2 3.05 3.55 L 0.85 1.30 L1 0.45 0.75 W 0.80 1.20 All Dimensions in mm |